công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT89LP213 bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT89LP213
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontroller with 2K Bytes Flash
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT89LP213 bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT89LP213_06 Datasheet HTML 80Page - ATMEL Corporation AT89LP213_06 Datasheet HTML 81Page - ATMEL Corporation AT89LP213_06 Datasheet HTML 82Page - ATMEL Corporation AT89LP213_06 Datasheet HTML 83Page - ATMEL Corporation AT89LP213_06 Datasheet HTML 84Page - ATMEL Corporation AT89LP213_06 Datasheet HTML 85Page - ATMEL Corporation AT89LP213_06 Datasheet HTML 86Page - ATMEL Corporation AT89LP213_06 Datasheet HTML 87Page - ATMEL Corporation AT89LP213_06 Datasheet HTML 88Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 84 / 90 page
background image
84
3538A–MICRO–7/06
AT89LP213/214 [Preliminary]
26.2
14X – TSSOP
2325 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
TITLE
DRAWING NO.
R
REV.
14X (Formerly "14T"), 14-lead (4.4 mm Body) Thin Shrink
Small Outline Package (TSSOP)
B
14X
05/16/01
5.10 (0.201)
4.90 (0.193)
1.20 (0.047) MAX
0.65 (.0256) BSC
0.20 (0.008)
0.09 (0.004)
0.15 (0.006)
0.05 (0.002)
INDEX MARK
6.50 (0.256)
6.25 (0.246)
SEATING
PLANE
4.50 (0.177)
4.30 (0.169)
PIN
1
0.75 (0.030)
0.45 (0.018)
0º~ 8º
0.30 (0.012)
0.19 (0.007)
Dimensions in Millimeters and (Inches).
Controlling dimension: Millimeters.
JEDEC Standard MO-153 AB-1.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com