| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AT89LS52-16SC bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AT89LS52-16SC bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - ATMEL Corporation |
|
14 / 40 page ![]() 14 2601B–MICRO–03/05 AT89LS52 Figure 10-2. Timer 2 Auto Reload Mode (DCEN = 0) Table 10-2. T2MOD – Timer 2 Mode Control Register T2MOD Address = 0C9H Reset Value = XXXX XX00B Not Bit Addressable –––––– T2OE DCEN Bit 76543210 Symbol Function – Not implemented, reserved for future T2OE Timer 2 Output Enable bit DCEN When set, this bit allows Timer 2 to be configured as an up/down counter OSC EXF2 TF2 T2EX PIN T2 PIN TR2 EXEN2 C/T2 = 0 C/T2 = 1 CONTR OL RELO AD CONTROL TRANSITION DETECTOR TIMER 2 INTERRUPT ÷12 RCAP2L RCAP2H TH2 TL2 OVERFLOW |