| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADCMP370 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADCMP370 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices |
|
11 / 12 page ![]() ADCMP370/ADCMP371 Rev. A | Page 11 of 12 OUTLINE DIMENSIONS COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-203-AA 0.30 0.15 0.10 MAX 1.00 0.90 0.70 0.46 0.36 0.26 SEATING PLANE 0.22 0.08 1.10 0.80 4 5 12 3 PIN 1 0.65 BSC 2.20 2.00 1.80 2.40 2.10 1.80 1.35 1.25 1.15 0.10 COPLANARITY 0.40 0.10 Figure 21. 5-Lead Thin Shrink Small Outline Transistor Package [SC70] (KS-5) Dimensions shown in millimeters ORDERING GUIDE Model Temperature Range Package Description Package Option Branding ADCMP370AKS-REEL −40°C to +85°C 5-Lead SC70 KS-5 M1F ADCMP370AKS-REEL7 −40°C to +85°C 5-Lead SC70 KS-5 M1F ADCMP370AKSZ-REEL1 −40°C to +85°C 5-Lead SC70 KS-5 M8P ADCMP370AKSZ-REEL71 −40°C to +85°C 5-Lead SC70 KS-5 M8P ADCMP371AKS-REEL −40°C to +85°C 5-Lead SC70 KS-5 M1G ADCMP371AKS-REEL7 −40°C to +85°C 5-Lead SC70 KS-5 M1G ADCMP371AKSZ-REEL71 −40°C to +85°C 5-Lead SC70 KS-5 M8W 1 Z = Pb-free part. |