công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WM8729 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Wolfson Microelectronics plc

tên linh kiện WM8729
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-bit, 192kHz Stereo DAC
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WOLFSON [Wolfson Microelectronics plc]
Trang chủ  http://www.wolfsonmicro.com
Logo WOLFSON - Wolfson Microelectronics plc

WM8729 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Wolfson Microelectronics plc

Back Button WM8729_06 Datasheet HTML 10Page - Wolfson Microelectronics plc WM8729_06 Datasheet HTML 11Page - Wolfson Microelectronics plc WM8729_06 Datasheet HTML 12Page - Wolfson Microelectronics plc WM8729_06 Datasheet HTML 13Page - Wolfson Microelectronics plc WM8729_06 Datasheet HTML 14Page - Wolfson Microelectronics plc WM8729_06 Datasheet HTML 15Page - Wolfson Microelectronics plc WM8729_06 Datasheet HTML 16Page - Wolfson Microelectronics plc WM8729_06 Datasheet HTML 17Page - Wolfson Microelectronics plc WM8729_06 Datasheet HTML 18Page - Wolfson Microelectronics plc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 18 page
background image
WM8729
Production Data
w
PD Rev 4.1 June 2006
17
PACKAGE DRAWING
NOTES:
A. ALL LINEAR DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (INCHES).
B. THIS DRAWING IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
C. BODY DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSION, NOT TO EXCEED 0.25MM (0.010IN).
D. MEETS JEDEC.95 MS-012, VARIATION = AC. REFER TO THIS SPECIFICATION FOR FURTHER DETAILS.
Symbols
Dimensions
(mm)
Dimensions
(Inches)
MIN
MAX
MIN
MAX
A
1.35
1.75
0.0532
0.0688
A1
0.10
0.25
0.0040
0.0098
B
0.33
0.51
0.0130
0.0200
C
0.19
0.25
0.0075
0.0098
D
9.80
10.00
0.3859
0.3937
E
3.80
4.00
0.1497
0.1574
e
1.27 BSC
0.05 BSC
H
5.80
6.20
0.2284
0.2440
h
0.25
0.50
0.0099
0.0196
L
0.40
1.27
0.0160
0.0500
α
αα
α
0
o
8
o
0
o
8
o
REF:
JEDEC.95, MS-012
DM012.B
D: 16 PIN SOIC 3.9mm Body
L
C
h x 45o
α
0.10 (0.004)
SEATING PLANE
A
A1
-C-
E
H
B
9
16
e
8
1
D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com