công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTLJS3113P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NTLJS3113P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET ??0 V, ??.7 A, uCool TM Single 2x2 mm, WDFN Package
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NTLJS3113P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  NTLJS3113P Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NTLJS3113P Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NTLJS3113P Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NTLJS3113P Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NTLJS3113P Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NTLJS3113P Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
NTLJS3113P
http://onsemi.com
5
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (TJ = 25°C unless otherwise noted)
Figure 12. Thermal Response
t, TIME (sec)
1
1000
0.1
0.2
0.02
D = 0.5
0.05
0.01
SINGLE PULSE
D CURVES APPLY FOR POWER
PULSE TRAIN SHOWN
READ TIME AT t1
TJ(pk) − TA = P(pk) RqJA(t)
P(pk)
t1
t2
DUTY CYCLE, D = t1/t2
100
1000
10
0.1
0.001
0.0001
0.000001
0.1
100
10
1
0.01
0.00001
See Note 2 on Page 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com