công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GV7RE20 bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Schneider Electric

tên linh kiện GV7RE20
Giải thích chi tiết về linh kiện  Manual Motor Starters, Controllers, and Protectors Type GV2, GV3, and GV7
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

GV7RE20 bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Schneider Electric

Back Button GV7RE20 Datasheet HTML 48Page - Schneider Electric GV7RE20 Datasheet HTML 49Page - Schneider Electric GV7RE20 Datasheet HTML 50Page - Schneider Electric GV7RE20 Datasheet HTML 51Page - Schneider Electric GV7RE20 Datasheet HTML 52Page - Schneider Electric GV7RE20 Datasheet HTML 53Page - Schneider Electric GV7RE20 Datasheet HTML 54Page - Schneider Electric GV7RE20 Datasheet HTML 55Page - Schneider Electric GV7RE20 Datasheet HTML 56Page - Schneider Electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 64 page
background image
Manual Motor Starters, Controllers, and Protectors
Dimensions
© 2001-2002 Schneider Electric All Rights Reserved
52
10/02
GV2 MOUNTING DIMENSIONS (CONTINUED)
Sets of Busbars GV2G445, GV2G454, GV2G472 with Terminal Block GV2G05
lp
GV2G454 (0.16 x 2.1 in/4 x 54 mm)
8.1 in (206 mm)
2.1 in (54 mm)
GV2G445 (0.16 x 1.8 in/4 x 45 mm)
7.0 in (179 mm)
1.8 in (45 mm)
GV2G472 (0.16 x 2.8 in/4 x 72 mm)
10.2 in (260 mm)
2.8 in (72 mm)
a
No. of Taps
5
6
7
8
GV2G454
10.2 in (260 mm)
12.4 in (314 mm)
14.5 in (368 mm)
16.6 in (422 mm)
GV2G445
8.8 in (224 mm)
10.6 in (269 mm)
12.4 in (314 mm)
14.1 in (359 mm)
GV2G472
13.1 in (332 mm)
15.9 in (404 mm)
18.7 in (476 mm)
21.6 in (548 mm)
Sets of Busbars with Terminal Block GV1G09
Sets of Busbars GV2G245, GV2G254, GV2G272
I
GV2G254 (0.08 x 2.1 in/2 x 54 mm)
3.9 in (98 mm)
GV2G245 (0.08 x 1.8 in/2 x 45 mm)
3.5 in (89 mm)
GV2G272 (0.08 x 2.8 in/2 x 72 mm)
4.6 in (116 mm)
Set of Busbars GV2G554
Set of Busbars GV2G354
l
3
.12
a
p
45
1.8
l
260
10.2
152
6.0
Dual Dimensions
inches
mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com