công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OVR40150SP bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - ABB

tên linh kiện OVR40150SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIN Rail circuit protective devices
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABB [ABB]
Trang chủ  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB

OVR40150SP bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - ABB

Back Button OVR40150SP Datasheet HTML 26Page - ABB OVR40150SP Datasheet HTML 27Page - ABB OVR40150SP Datasheet HTML 28Page - ABB OVR40150SP Datasheet HTML 29Page - ABB OVR40150SP Datasheet HTML 30Page - ABB OVR40150SP Datasheet HTML 31Page - ABB OVR40150SP Datasheet HTML 32Page - ABB OVR40150SP Datasheet HTML 33Page - ABB OVR40150SP Datasheet HTML 34Page - ABB Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 62 page
background image
Surge
Pr
otective
Devices
16.28
Low Voltage Products & Systems
1SXU000023C0202 Rev. A
ABB Inc. • 888-385-1221 • www.abb.us/lowvoltage
16
16
Data line surge protection
OVR DIN rail SPD
OVR data line DIN Rail SPD
Catalog number
Maximum continuous
operating voltage (Uc)
Max. discharge current
(Imax, 8/20µs, kA)
OVRTC06V
7
10
OVRTC12V
14
10
OVRTC24V
27
10
OVRTC48V
53
10
OVRTC200V 1)
220
10
OVRTC200FR
220
10
1)
Connection type is parallel. All other parts, series.
Introduction
In order to ensure complete protection for equipment in a facility, telecommunication lines entering the installation must have surge
protection. Doing so will keep computers, fax machines and other data and communications equipment safe.
The main features of OVR data line surge protectors are:
• 10kA maximum discharge current
• Nominal voltage: 6, 12, 24, 48 and 200 VDC
• Visual life indicator
• UL 497B approved



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com