công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSM050T-05B5KB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TT Electronics.

tên linh kiện PSM050T-05B5KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature Slide Potentiometer
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.

PSM050T-05B5KB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TT Electronics.

  PSM050T-05B5KB Datasheet HTML 1Page - TT Electronics. PSM050T-05B5KB Datasheet HTML 2Page - TT Electronics. PSM050T-05B5KB Datasheet HTML 3Page - TT Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Miniature Slide Potentiometer
PSM Series
© TT electronics plc
Issue C 12/2021
Page 2
General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without
notice or liability. All information is subject to TT Electronics’ own data and is
considered accurate at time of going to print.
TT Electronics | BI Technologies
Circulo de la Amistad #102 PIMSA IV Mexicali B.C. Mexico C.P 21210
Ph: + 1 (714) 447-2345
www.ttelectronics.com/bi-technologies
Environmental Specifications
Ordering Options
Storage temperature
-30°C to +80°C
Operating temperature
-10°C to +70°C
Soldering condition
Wave soldering: 260±5°C max.
Slide/Mechanical Travel
05 — 5mm
10 — 10mm
Package Type
S — Surface Mount
T — Through hole (only available
in 5mm)
Model Series
Package Width
050 — 5mm
Resistance Taper
A — Audio (15A)
B — Linear (1B)
Total Resistance (Ω)
500, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 50K
Slide Lever Length
A — 1.2mm
B — 2.2mm
OBSOLETE



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com