| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32G431C6 bảng dữ liệu(PDF) 66 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G431C6 bảng dữ liệu(HTML) 66 Page - STMicroelectronics |
|
66 / 198 page ![]() PF0 - - - - I2C2_ SDA SPI2_NSS/ I2S2_WS TIM1_ CH3N -------- EVENT OUT PF1 - - - - - SPI2_SCK/ I2S2_CK --------- EVENT OUT PF2 - - - - I2C2_ SMBA ---------- EVENT OUT PF9 - - - TIM15_CH1 - SPI2_SCK ------- SAI1_FS_B - EVENT OUT PF10 - - - TIM15_CH2 - SPI2_SCK ------- SAI1_D3 - EVENT OUT PG10 MCO - - - ----------- EVENT OUT Table 13. Alternate function (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS_AF LPTIM1/TI M2/5/15/1 6/17 I2C3/TIM1/ 2/3/4/8/15/ GPCOMP1 I2C3/SAI1/ USB/TIM8/ 15/ GPCOMP3 I2C1/2/3/ TIM1/8/16/ 17 SPI1/2/3/ I2S2/3/ UART4 /TIM8/Infra red SPI2/3/ I2S2/3/ TIM1/8/ Infrared USART1/2/ 3 I2C3/4 /UART4/ LPUART1/ GPCOMP1/ 2/3 TIM1/8/15/ FDCAN1 TIM2/3/4/8/ 17 LPTIM1/TI M1/8/FDCA N1 LPUART1/ SAI1/TIM1 SAI1/ OPAMP2 UART4/SAI 1/TIM2/15/ UCPD1 EVENT |