| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SC-N1 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC-N1 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
10 / 50 page ![]() A3-9 新 S C ・ N E O S C シ リ ズ 電 磁 接 触 器 ・ 開 閉 器 A3 新SC,NEO SCシリーズ ◎ 標準品 ○ 準標準品 受注品 A ■標準形電磁開閉器(ケ−スカバ−付) シリーズ シリーズ フレーム 定格容量〔kW〕 三相かご形モータ(AC-3) 定格使用電流〔A〕 三相かご形モータ(AC-3) 抵抗負荷(AC-1) ❸ 200-240V 閉鎖熱電流 (定格通電電流) 〔A〕 ❸ 希望小売価格 〔円〕 納期 2.2 2.7 2.7 3.7 4 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 110 150 03形 0形 05形 4-0形 4-1形 5-1形 N1形 N2形 N2S形 N3形 N4形 N5形 N6形 N7形 N8形 N10形 N11形 N12形 N14形 380-440V 2.7 4 4 5.5 7.5 7.5 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110 150 200 300 200-240V 11 13 13 18 18 18 26 35 50 65 80 93 125 152 180 220 300 400 600 380-440V 7 9 9 13 17 17 25 32 48 65 80 90 110 150 180 220 300 400 600 1a 1b 1a 1b 2a 1a1b 2b 1a 1b 1a 1b 2a 1a1b 2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b SW-03C SW-0C SW-05C SW-4-0C SW-4-1C SW-5-1C SW-N1C SW-N2C SW-N2SC SW-N3C SW-N4C SW-N5C SW-N6C SW-N7C SW-N8C SW-N10C SW-N11C SW-N12C SW-N14C SC11CAN-□10△◇ SC11CAN-□01△◇ SC13CAN-□10△◇ SC13CAN-□01△◇ SC14CAN-□20△◇ SC14CAN-□11△◇ SC14CAN-□02△◇ SC18CAN-□10△◇ SC18CAN-□01△◇ SC19CAN-□10△◇ SC19CAN-□01△◇ SC20CAN-□20△◇ SC20CAN-□11△◇ SC20CAN-□02△◇ SC25BCAN-□22△◇ SC35BCAN-□22△◇ SC50BCAN-□22△◇ SC65BCAN-□22△◇ SC80BCAN-□22△◇ SC93BCAN-□22△◇ SC1CBCAN-□22△◇ SC1FBCAN-□22△◇ SC1JBCAN-□22△◇ SC2CBCAN-□22△◇ SC3ABCAN-□22△◇ SC4ABCAN-□22△◇ SC6ABCAN-□22△◇ 6,170 6,570 8,290 9,560 9,980 10,400 16,120 18,480 26,870 32,940 37,600 55,840 76,170 94,160 97,660 125,200 214,500 226,400 474,300 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 200-240V 20 20 20 25 32 32 50 60 80 100 135 150 150 200 260 260 350 450 660 380-440V 20 20 20 25 32 32 50 60 80 100 135 150 150 200 260 260 350 450 660 20 20 20 25 32 32 50 60 80 100 135 150 150 200 260 260 350 450 660 (注1) 定格は,JIS C 8201-4-1およびJEM 1038規格に準拠した定格を示します。 N1形以上は,補助接点構成4a4bまで製作いたします。ただし,SW-5-1C形は補助接点が2接点(2a,1a1b,2b)のみ製作いたします。 商品コード欄の□にはコイル電圧指定コード,△には主回路電圧指定コード,◇にはモータ容量指定コードが入ります。 上記価格は,コイルAC200Vの価格です。 電磁接触器のケースカバー付きも製作いたします。AC-1定格と閉鎖熱電流は電磁接触器にのみ適用できます。 ● 定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期 新 S C シリーズ N E O S C 補助接点 構成 ❶ 形式 商品コード ❷ |