công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMDS341APFCRG4 bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMDS341APFCRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-TO-1 DVI/HDMI SWITCH
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMDS341APFCRG4 bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Texas Instruments

Back Button TMDS341APFCRG4 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TMDS341APFCRG4 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TMDS341APFCRG4 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TMDS341APFCRG4 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TMDS341APFCRG4 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TMDS341APFCRG4 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TMDS341APFCRG4 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TMDS341APFCRG4 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TMDS341APFCRG4 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 27 page
background image
MECHANICAL DATA
MTQF009A – OCTOBER 1994 – REVISED DECEMBER 1996
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
PFC (S-PQFP-G80)
PLASTIC QUAD FLATPACK
4073177 / B 11/96
40
21
0,13 NOM
0,25
0,75
0,45
Seating Plane
0,05 MIN
Gage Plane
0,27
41
0,17
20
60
1
61
80
SQ
SQ
12,20
13,80
14,20
11,80
9,50 TYP
1,05
1,20 MAX
0,95
0,08
0,50
M
0,08
0
°–7°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Falls within JEDEC MS-026



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com