công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATS651LSH bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Allegro MicroSystems

tên linh kiện ATS651LSH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two-Wire Self-Calibrating Differential Speed and Direction Sensor with Vibration Immunity
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

ATS651LSH bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Allegro MicroSystems

Back Button ATS651LSH_05 Datasheet HTML 4Page - Allegro MicroSystems ATS651LSH_05 Datasheet HTML 5Page - Allegro MicroSystems ATS651LSH_05 Datasheet HTML 6Page - Allegro MicroSystems ATS651LSH_05 Datasheet HTML 7Page - Allegro MicroSystems ATS651LSH_05 Datasheet HTML 8Page - Allegro MicroSystems ATS651LSH_05 Datasheet HTML 9Page - Allegro MicroSystems ATS651LSH_05 Datasheet HTML 10Page - Allegro MicroSystems ATS651LSH_05 Datasheet HTML 11Page - Allegro MicroSystems ATS651LSH_05 Datasheet HTML 12Page - Allegro MicroSystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
Two-Wire Self-Calibrating Differential Speed and Direction Sensor with Vibration Immunity
ATS651LSH
9
651LSH-DS, Rev. 3
Worcester, Massachusetts 01615-0036 (508) 853-5000
115 Northeast Cutoff, Box 15036
www.allegromicro.com
Allegro MicroSystems, Inc.
THERMAL CHARACTERISTICS may require derating at maximum conditions, see application information
Characteristic
Symbol
Test Conditions
Min. Typ.
Max Units
Package Thermal Resistance
RθJA
1-layer PCB with copper limited to solder pads
126
–
–
ºC/W
2-layer PCB with 3.57 in.2 of copper area each side
connected by thermal vias
84
–
–
ºC/W
6
7
8
9
2
3
4
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Power Derating Curve
(RθJA = 126 ºC/W)
(RθJA = 84 ºC/W)
VCC(min)
VCC(max)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Temperature (°C)
Maximum Power Dissipation, PD(max)
R
θJA =
126
ºC/W
R
θJA
=
84
ºC/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com