| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
81N30-H-AB3-I-R bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
81N30-H-AB3-I-R bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Unisonic Technologies |
|
12 / 15 page ![]() 81CXXX/81NXXX CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 12 of 15 www.unisonic.com.tw QW-R502-039,I TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS(Cont.) 0 3 81N29 2 1 3 4 0 4 2 1 Input Voltage, VIN (V) VIN-VOUT:100kΩ Ta=25℃/ 80℃ 1 3 4 81N30 4 2 5 0 5 3 2 1 0 Input Voltage, VIN (V) VIN-VOUT:100kΩ Ta=25℃ / 80℃ 1 3 4 81N33 4 2 5 0 5 3 2 1 0 Input Voltage, VIN (V) VIN-VOUT:100kΩ Ta=25℃/ 80℃ 13 4 81N35 4 25 0 5 3 2 1 0 Input Voltage, VIN (V) VIN-VOUT:100kΩ Ta=25℃/ 80℃ (5) N-CHANNEL DRIVRE OUTPUT CURRENT vs. VDS 0.0 12 81N16 1.0 0.5 1.5 2.0 0 15 9 6 VDS (V) 3 Ta=25℃ VIN=1.5V 1.0V 0.2 0.6 1200 81N16 0.8 0.4 1.0 0 1400 1000 800 600 0 400 200 Ta=25℃ VIN=0.8V 0.7V VDS (V) |