| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
2SD669L-C-TM3-R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SD669L-C-TM3-R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 5 page ![]() 2SD669/A NPN SILICON TRANSISTOR UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 5 www.unisonic.com.tw QW-R204-005,E ORDERING INFORMATION(Cont.) Order Number Pin Assignment Normal Lead Free Plating Package 1 2 3 Packing 2SD669A-x-AA3-R 2SD669AL-x-AA3-R SOT-223 B C E Tape Reel 2SD669A-x-AB3-R 2SD669AL-x-AB3-R SOT-89 B C E Tape Reel 2SD669A-x-T60-K 2SD669AL-x-T60-K TO-126 E C B Bulk 2SD669A-x-T6C-R 2SD669AL-x-T6C-R TO-126C E C B Bulk 2SD669A-x-T92-B 2SD669AL-x-T92-B TO-92 E C B Tape Box 2SD669A-x-T92-K 2SD669AL-x-T92-K TO-92 E C B Bulk 2SD669A-x-T9N-B 2SD669AL-x-T9N-B TO-92NL E C B Tape Box 2SD669A-x-T9N-K 2SD669AL-x-T9N-K TO-92NL E C B Bulk 2SD669A-x-T9N-R 2SD669AL-x-T9N-R TO-92NL E C B Tape Reel 2SD669A-x-TM3-T 2SD669AL-x-TM3-T TO-251 E C B Tube 2SD669A-x-TN3-R 2SD669AL-x-TN3-R TO-252 B C E Tape Reel 2SD669A-x-TN3-T 2SD669AL-x-TN3-T TO-252 B C E Tube 2SD669L-x-AB3-R (1)Packing Type (2)Package Type (3)Rank (4)Lead Plating (1) K: Bulk, R: Tape Reel, T: Tube (2) AA3: SOT-223, AB3: SOT-89, T60: TO-126, T 6C: TO-126C, TM3: TO-251, TN3: TO-252, T 92:TO-92, T9N: TO-92NL (3) x: refer to Classification of hFE1 (4) L: Lead Free Plating, Blank: Pb/Sn |