công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDH44N50 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện FDH44N50
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc N-Channel MOSFET Transistor
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

FDH44N50 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  FDH44N50 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited FDH44N50 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited FDH44N50 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
isc N-Channel MOSFET Transistor
FDH44N50
www.iscsemi.com
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
MAX
UNIT
V(BR)DSS
Drain-Source Breakdown Voltage
VGS= 0; ID= 0.25mA
500
--
V
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS= 10V; ID= 0.25mA
2
4
V
RDS(on)
Drain-Source On-Resistance
VGS= 10V; ID= 22A
--
0.12
Ω
IGSS
Gate-Body Leakage Current
VGS= ±30V;VDS= 0
--
±
0.1
uA
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VDS= 500V; VGS= 0
--
25
uA
VSD
Forward On-Voltage
IS= 44A; VGS= 0
--
1.2
V
Ciss
Input Capacitance
VGS = 0V,
VDS = 25V,
f = 1.0MHz
-
8310
pF
Coss
Output Capacitance
-
990
Crss
Reverse Transfer Capacitance
-
390
Qg
Total Gate Charge
VDD = 300V,
ID = 44A,
VGS = 10V
-
370
nC
Qgs
Gate-Source Charge
-
51
Qgd
Gate-Drain Charge
-
156
td(on)
Turn-on Delay Time
VDD = 300V,
ID = 44A,
RG = 0.6Ω
-
17
ns
tr
Turn-on Rise Time
-
16
td(off)
Turn-off Delay Time
-
63
tf
Turn-off Fall Time
-
6



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com