| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MJE3055T-TN3-R bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MJE3055T-TN3-R bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Unisonic Technologies |
|
1 / 2 page ![]() UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD MJE3055T NPN SILICON TRANSISTOR www.unisonic.com.tw 1 of 2 Copyright © 2005 Unisonic Technologies Co., Ltd QW-R203-011,B HIGH VOLTAGE TRANSISTOR DESCRIPTION The UTC MJE3055T is designed for general purpose of amplifier and switching applications. TO-220 1 TO-252 TO- 251 1 1 *Pb-free plating product number:MJE3055TL ORDERING INFORMATION Order Number Pin Assignment Normal Lead Free Plating Package 1 2 3 Packing MJE3055T-TA3-T MJE3055TL-TA3-T TO-220 B C E Tube MJE3055T-TM3-T MJE3055TL-TM3-T TO-251 B C E Tube MJE3055T-TN3-R MJE3055TL-TN3-R TO-252 B C E Tape Reel MJE3055T-TN3-T MJE3055TL-TN3-T TO-252 B C E Tube MJE3055TL-TA3-T (1)Packing Type (2)Package Type (3)Lead Plating (1) R: Tape Reel, T: Tube (2) TA3: TO-220, TM3: TO-251, TN3: TO-252 (3) L: Lead Free Plating, Blank: Pb/Sn |
Số phần tương tự - MJE3055T-TN3-R |
|
Mô tả tương tự - MJE3055T-TN3-R |