công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPS2907A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện MPS2907A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

MPS2907A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nanjing International Group Co

  MPS2907A Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co MPS2907A Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co MPS2907A Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co MPS2907A Datasheet HTML 4Page - Nanjing International Group Co MPS2907A Datasheet HTML 5Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
(/(&75,&$/&+$5$&7(5,67,&6
3DUDPHWHU
6\PERO
7 HVW FRQGLWLRQV
0LQ
7\S
0D[
8QLW
&ROOHFWRUEDVHEUHDNGRZQYROWDJH
V(BR)CBO
IC=-10μA,IE=0
-60
V
&ROOHFWRUHPLWWHUEUHDNGRZQ YROWDJH
V(BR)CEO
IC=-10mA,IB=0
-60
V
(PLWWHUEDVHEUHDNGRZQ YROWDJH
V(BR)EBO
IE=-10μA,IC=0
-5
V
&ROOHFWRUFXWRIIFXUUHQW
ICBO
VCB=-50V,IE=0
-10
n A
&ROOHFWRUFXWRIIFXUUHQW
ICEX
VCE=-30V,VEB(off)=-0.5V
-50
nA
(PLWWHUFXWRIIFXUUHQW
IEBO
VEB=-3V,IC=0
-10
nA
hFE(1)
VCE=-10V,IC=-0.1mA
78
hFE(2)
VCE=
-10V,IC=-150mA
100
300
'&FXUUHQWJDLQ
hFE(3)
VCE=-10V,IC=-500mA
52
VCE(sat)
IC=
-150mA,IB=-15mA
-0.4
V
&ROOHFWRUHPLWWHUVDWXUDWLRQYROWDJH
VCE(sat)
IC=
-500mA,IB=-50mA
-0.67
V
VBE(sat)
IC=-150mA,IB=-15mA
-1
V
%DVHHPLWWHUVDWXUDWLRQ YROWDJH
VBE(sat)
IC=-500mA,IB=-50mA
-1.2
V
7UDQVLWLRQ IUHTXHQF\
fT
VCE=-20V,IC=-50mA,f=100MHz
200
MHz
'HOD\ WLPH
td
10
n
V
5LVHWLPH
tr
,% ,% P$
VCC=-30V,Ic=-150mA,
25
nV
6WRUDJHWLPH
tS
225
nV
)DOOWLPH
tf
VCC=-6V,Ic=-150mA,
IB1=IB2=
-15mA
60
nV
&/$66,),&$7,212)K)( 
5DQN
/
+
5DQJH
100-200
200-300
a
T =25
unless otherwise specified
Dongguan Nanjing Electronics Ltd.
www.dgnjdz.com
2/5



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com