công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8/3002 bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện H8/3002
Giải thích chi tiết về linh kiện  In-Circuit Emulator for Renesas H8/300 and H8/500
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

H8/3002 bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button H8/3002 Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers H8/3002 Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers H8/3002 Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers H8/3002 Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers H8/3002 Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers H8/3002 Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers H8/3002 Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers H8/3002 Datasheet HTML 49Page - List of Unclassifed Manufacturers H8/3002 Datasheet HTML 50Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 53 page
background image
ICE-H8
Order Information
TRACE32 - Technical Information
46
Order Information
Module Description
OrderNo
Code
Text
LA-6740
ICE-H8
ICE-H8 Base Module
Base module for Renesas H8 family
LA-6741
M-H8/325
Module Top H8/325
supports H8/322, 323, 324, 325, 3256, 3257, 10 MHz
with Module Bottom H8/325/3257 Series
LA-6791
A-H8/300-F
Module Bottom H8/325/3257 Series
PLCC68 Adapter for H8/322, 323, 324, 325, 3256, 3257
QFP64 Adapter for H8/322, 323, 324, 325, 3256, 3257
DIL64 Adapter for H8/322, 323, 324, 325, 3256, 3257
QFP64 requires ET64-QF29
LA-6742
M-H8/329/338
Module Top H8/329/338
supports H8/326..329, 10 MHz,
H8/336..338, 10 MHz
LA-6743
M-H8/330
Module Top H8/330
supports H8/330, 10 MHz
LA-6792
M-H8/3334
Module Top H8/3334
supports H8/3397, 3396, 3394,
3337, 3336, 3334Y, 3334YF at 16MHz
QFP80,TQFP80 requires LA-6798
PLCC84 requires LA-6739
LA-6744
M-H8/350
Module Top H8/350
supports H8/350, 10 MHz
LA-6739
A-H8/300-B
Module Bottom H8/329, 330, 338, 350, 3334
PLCC68-Adapter for H8/326..329
PLCC84-Adapter for H8/330, 336..338, 350
DIL64S-Adapter for H8/326..329
PLCC84-Adapter for H8/3397, 3396, 3394
PLCC84-Adapter for H8/3337, 3336, 3334Y, 3334YF
LA-6738
A-H8/300-A
Module Bottom H8/322..325, 330, 336..338, 350
PLCC68-Adapter for H8/322..325, 3256, 3257
PLCC84-Adapter for H8/330, 336..338, 350
LA-6798
A-H8/300-C
Module Bottom H8/330, 338, 350, 3334, 3397
QFP80 Adapter for H8/330, 336..338, 350
QFP80, TQFP80 Adapter for H8/3397, 3396, 3394
QFP80,TQFP80 Adapter for H8/3337, 3336, 3334Y, 3334YF
TQFP80 requires ET80-QF47
QFP80 requires ET80-QF14
LA-6730
M-H8/3003
Module Top H8/3003
supports H8/3002-3003, H8/3040-3042,
with module bottom A-H8/3003
supports H8/3001
with module bottom A-H8/3001
supports H8/3004, 3005
with module bottom A-H8/3004/3005
LA-6956
A-H8/3001
Module Bottom H8/3001
QFP80, TQFP80 Adapter for H8/3001
QFP80 requires ET80-QF14
TQFP80 requires ET80-QF47



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com