| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L010RB bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L010RB bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 89 page ![]() Pin descriptions STM32L010RB 30/89 DS12319 Rev 3 Table 10. Pin definitions Pin num ber Pin name (function after reset) Notes Pin functions Alternate functions Additional functions 1VDD S - (1) -- 2PC13 I/O FT - - RTC_TAMP1/RTC_TS/ RTC_OUT/WKUP2 3 PC14-OSC32_IN I/O FT - - OSC32_IN 4 PC15-OSC32_OUT I/O TC - - OSC32_OUT 5 PH0-OSC_IN I/O TC - - OSC_IN 6 PH1-OSC_OUT I/O TC - - OSC_OUT 7NRST I/O - (2) -- 8PC0 I/O FT - LPTIM1_IN1, EVENTOUT, LPUART1_RX ADC_IN10 9PC1 I/O FT - LPTIM1_OUT, EVENTOUT, LPUART1_TX ADC_IN11 10 PC2 I/O FT - LPTIM1_IN2 ADC_IN12 11 PC3 I/O FT - LPTIM1_ETR ADC_IN13 12 VSSA S - - - - 13 VDDA S - (3) -- 14 PA0 I/O TTa - TIM2_CH1, USART2_CTS, TIM2_ETR ADC_IN0, RTC_TAMP2/WKUP1 15 PA1 I/O FT - EVENTOUT, TIM2_CH2, USART2_RTS, TIM21_ETR ADC_IN1 16 PA2 I/O FT - TIM21_CH1, TIM2_CH3, USART2_TX, LPUART1_TX ADC_IN2 17 PA3 I/O FT - TIM21_CH2, TIM2_CH4, USART2_RX, LPUART1_RX ADC_IN3 18 VSS S - (4) -- 19 VDD S - (1) -- |