công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RHR801 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện RHR801
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rad-hard very high-speed comparator
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

RHR801 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics

Back Button RHR801 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics RHR801 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics RHR801 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics RHR801 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics RHR801 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics RHR801 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics RHR801 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics RHR801 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics RHR801 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 32 page
background image
RHR801
Radiations
Table 9: Drift after 30 krad, 36 rad/h low-dose rate, VCC+ = 3.3 V, VCC- = 0 V, T = 25 °C, (unless
otherwise specified)
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Delta Vio
-0.36
0.07
0.57
mV
Delta Vtrip+
-0.64
0.11
0.80
Delta Vtrip-
-0.50
0.02
0.33
Delta Iib
-0.23
-0.02
0.23
µA
Delta Tplh (150 mV step)
-0.20
-0.01
0.20
ns
Delta Tplh (200 mV step)
-0.15
-0.01
0.15
Delta Tphl (150 mV step)
-0.10
0.04
0.20
Delta Tphl (200 mV step)
-0.10
0.02
0.15
Delta Tr
-0.04
0.02
0.08
Delta Tf
-0.14
-0.05
0.04
Delta Fmax
-3.00
0.84
4.00
MHz
Delta ICC-H
-0.01
0.10
0.42
mA
Delta ICC-L
-0.01
0.10
0.43
Delta VOH
-0.01
0.00
0.00
mV
Delta VOL
-5.11
-3.25
-1.45
Delta Isink
0.14
0.23
0.32
mA
Delta Isource
-0.03
0.06
0.15
Delta SVR
-9.54
-0.35
6.02
dB
Delta CMRR
-7.96
1.13
7.80
DocID026299 Rev 4
17/32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com