công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC4098 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện 2SC4098
Giải thích chi tiết về linh kiện  SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

2SC4098 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Nanjing International Group Co

  2SC4098 Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co 2SC4098 Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co 2SC4098 Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
2SC4098
TRANSISTOR (NPN)
FEATURES
 Low Collector Capacitance
 High Gain
MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCBO
Collector-Base Voltage
40
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
25
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
5
V
IC
Collector Current
50
mA
PC
Collector Power Dissipation
200
mW
RΘJA
Thermal Resistance From Junction To Ambient
625
℃/W
TJ,Tstg
Operation Junction and
Storage Temperature Range
-55~+150
℃
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC=50µA, IE=0
40
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
IC=1mA, IB=0
25
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=50µA, IC=0
5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=24V, IE=0
500
nA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=3V, IC=0
500
nA
DC current gain
hFE
VCE=6V, IC=1mA
56
270
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=10mA, IB=1mA
0.3
V
Transition frequency
fT
VCE=6V,Ic=1mA ,f=100MHz
150
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=6V, IE=0, f=1MHz
2.2
pF
CLASSIFICATION OF hFE
RANK
N
P
Q
RANGE
56–120
82–180
120–270
MARKING
AN
AP
AQ
SOT–323
1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR
SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
DONGGUAN NANJING ELECTRONICS LTD.,
Dongguan Nanjing Electronics Ltd.
www.dgnjdz.com
1/3


Số phần tương tự - 2SC4098

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SC4098 ROHM-2SC4098 Datasheet
80Kb / 4P
High-frequency Amplifier Transistor(25V, 50mA, 300MHz)
2SC4098 ROHM-2SC4098 Datasheet
147Kb / 3P
High-frequency Amplifier Transistor (25V, 50mA, 300MHz)
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC4098 KEXIN-2SC4098 Datasheet
45Kb / 1P
High-frequency Amplifier Transistor
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SC4098 SECOS-2SC4098 Datasheet
83Kb / 1P
NPN Plastic-Encapsulate Transistor
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SC4098 HTSEMI-2SC4098 Datasheet
407Kb / 1P
TRANSISTOR (NPN)
More results

Mô tả tương tự - 2SC4098

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SC3930 JIANGSU-2SC3930 Datasheet
541Kb / 3P
SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4098 JIANGSU-2SC4098 Datasheet
695Kb / 3P
SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4102 JIANGSU-2SC4102 Datasheet
1Mb / 4P
SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4116 JIANGSU-2SC4116 Datasheet
873Kb / 4P
SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2PD601AW JIANGSU-2PD601AW Datasheet
1Mb / 3P
SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1577 JIANGSU-2SA1577 Datasheet
794Kb / 4P
SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1579 JIANGSU-2SA1579 Datasheet
846Kb / 4P
SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1586 JIANGSU-2SA1586 Datasheet
852Kb / 4P
SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
KTA2015 JIANGSU-KTA2015 Datasheet
733Kb / 3P
SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
MMST4403 JIANGSU-MMST4403 Datasheet
844Kb / 4P
SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com