| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M95320-RMN3G/P bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M95320-RMN3G/P bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 44 page ![]() List of tables M95320, M95640, M95320-x, M95640-x 4/44 List of tables Table 1. Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Table 2. Write-Protected block size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 3. Instruction set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 4. Status Register format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 5. Protection modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 6. Address range bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 7. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 8. Operating conditions (M95320 and M95640) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 9. Operating conditions (M95320-W and M95640-W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 10. Operating conditions (M95320-R and M95640-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 11. AC measurement conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 12. Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 13. DC characteristics (M95320 and M95640, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 14. DC characteristics (M95320 and M95640, device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 15. DC characteristics (M95320-W and M95640-W, device grade 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 16. DC characteristics (M95320-W and M95640-W, device grade 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 17. DC characteristics (M95320-R and M95640-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 18. AC characteristics (M95320 and M95640, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 19. AC characteristics (M95320 and M95640, device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 20. AC characteristics (M95320-W and M95640-W, device grade 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 21. AC characteristics (M95320-W and M95640-W, device grade 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 22. AC characteristics (M95320-R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Table 23. AC characteristics (M95640-R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 24. SO8N – 8 lead Plastic Small Outline, 150 mils body width, package mechanical data . . . 38 Table 25. TSSOP8 – 8 lead Thin Shrink Small Outline, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . 39 Table 26. MLP8 - 8-lead Ultra thin Fine pitch Dual Flat No Lead, package mechanical data. . . . . . . 40 Table 27. Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 28. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 |