công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6STF09PAM04B50X bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

tên linh kiện 6STF09PAM04B50X
Giải thích chi tiết về linh kiện  D-SUB FILTER MALE 9pos. SOLDER CUP with threaded lock and hexlocking screw
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Trang chủ  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

6STF09PAM04B50X bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  6STF09PAM04B50X Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH 6STF09PAM04B50X Datasheet HTML 2Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
dim. in mm
R
R
R
R
date
drawn
d-old
norm
appd.
tolerance
material:
title:
dwg no:
DIN-
sh:
part no:
name
date
name
description
rev.
scale:
15K1A1335
A3
2/2
RECOMMENDED PANEL CUT-OUT
SEE SHEET 1
Henneboel
03.07.13
03.07.13
Fischer
D-SUB MALE 9pos. SOLDER CUP
with threaded lock and hexlocking screw
3:1
SEE SHEET 1
a
Original
2,
1
R
`0
,1
3
20,5 `0,1
24,99 `0,1
i 0,20 B
A
B
i 0,20 A
Solder Instruction
1. Cable should be prepared for soldering. The cable/wires must be pretinned.
2. Insert cable/wire into solder cup.
3. Operate the soldering iron at 350°C, 50 Watt max. and use a pencil tip.
4. Put tip to wire in solder cup.
5. After 1 second bring in solder.
6. Heat for 3 seconds longer. Do not heat contact more than 4 seconds in total.
7. Remove soldering iron.
8. Wait until solder gets rigid again.
9. Do not solder adjacent contacts consecutively,
alternate position within the connector to minimize heat build up.
RECOMMENDED PANEL CUT-OUT



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com