công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SB1426 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện 2SB1426
Giải thích chi tiết về linh kiện  TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

2SB1426 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Nanjing International Group Co

  2SB1426 Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co 2SB1426 Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co 2SB1426 Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co 2SB1426 Datasheet HTML 4Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
TO – 92
1. EMITTER
2. BASE
3. COLLECTOR
2SB1426
TRANSISTOR (PNP)
FEATURES
z General Purpose Switching and Amplification
750
-3
0$;,0805$7,1*6 7D 
XQOHVVRWKHUZLVHQRWHG
6\PERO
3DUDPHWHU
9DOXH
8QLW
9&%2
Collector-Base Voltage
V
9&(2
Collector-Emitter Voltage
-20
V
9(%2
Emitter-Base Voltage
V
,&
Collector Current -Continuous
A
3'
Collector Power Dissipation
mW
Operation Junction and Storage Temperature Range
TJ,7VWJ
-55
a
5 -$
Thermal Resist ance
˘rom Junction ˇo Ambient
/
W
-20
-6
25'(5,1*,1)250$7,21
3DUW1XPEHU
3DFNDJH
3DFNLQJ0HWKRG
3DFN4XDQWLW\
6%
6%7$
%XON
SFV%DJ
TDSH
SFV%R[
166
0$5.,1*
;;; &RGH
% 'HYLFHFRGH
%1426
[[[
Equivalent Circuit
TO-92
TO-92
DONGGUAN NANJING ELECTRONICS LTD.,
Dongguan Nanjing Electronics Ltd.
www.dgnjdz.com
1/4


Số phần tương tự - 2SB1426

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dc Components
2SB1426 DCCOM-2SB1426 Datasheet
215Kb / 1P
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SB1426 SECOS-2SB1426 Datasheet
83Kb / 1P
PNP Plastic Encapsulated Transistor
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SB1426 FOSHAN-2SB1426 Datasheet
836Kb / 6P
Silicon PNP transistor in a TO-92 Plastic Package
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SB1426 JIANGSU-2SB1426 Datasheet
370Kb / 3P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Mô tả tương tự - 2SB1426

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Avic Technology
AV42 AVICTEK-AV42 Datasheet
148Kb / 2P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Daya Electric Group Co....
8550 DAYA-8550 Datasheet
680Kb / 1P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
79L15 DAYA-79L15 Datasheet
782Kb / 1P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
9013 DAYA-9013 Datasheet
651Kb / 1P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
2SA733 DAYA-2SA733 Datasheet
798Kb / 1P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
79L05 DAYA-79L05 Datasheet
778Kb / 1P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
MPSA13 DAYA-MPSA13 Datasheet
590Kb / 1P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
2SD1616A DAYA-2SD1616A Datasheet
149Kb / 2P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
A92 DAYA-A92 Datasheet
211Kb / 2P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
MCR100-6 TGS-MCR100-6 Datasheet
132Kb / 2P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors (TO-92)
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com