công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBRB2545CT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

tên linh kiện MBRB2545CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  MBRB2545CT SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD

MBRB2545CT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

  MBRB2545CT Datasheet HTML 1Page - SMC Diode Solutions Co. LTD MBRB2545CT Datasheet HTML 2Page - SMC Diode Solutions Co. LTD MBRB2545CT Datasheet HTML 3Page - SMC Diode Solutions Co. LTD MBRB2545CT Datasheet HTML 4Page - SMC Diode Solutions Co. LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Technical Data
Data Sheet N0043, Rev. A
 China - Germany - Korea - Singapore - United States 
 http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com 
MBRB2545CT
For information on tape and reel specifications, including part
orientation and tape sizes, please refer to our tape and reel
packaging specification.
Symbol
Dimensions in millimeters
Min.
Typical
Max.
A
4.47
4.70
4.85
A1
0
0.10
0.25
A2
2.59
2.69
2.89
b
0.71
0.81
0.96
b1
1.17
1.27
1.37
c
0.31
0.38
0.61
c1
1.17
1.27
1.37
D
8.50
8.70
8.90
D1
6.40
E
10.01
10.16
10.31
E1
7.6
E2
9.98
10.08
10.31
e
2.54
H
14.6
15.1
15.6
L
2.00
2.30
2.74
L1
1.12
1.27
1.42
L2
1.30
2.20
L3
0.25BSC
e
0
-
8°
e1
5°
e2
4°
e3
4°
Mechanical Dimensions D2PAK
Ordering Information
Marking Diagram
Device
Package
Shipping
MBRB2545CT
D2PAK
800pcs / reel
Carrier Tape Specification D2PAK
SYMBOL
Millimeters
Min.
Max.
A
10.70
10.90
B
16.03
16.23
C
5.11
5.31
d
1.45
1.65
E
1.65
1.85
F
11.40
11.60
P0
3.90
4.10
P
15.90
16.10
P1
1.90
2.10
W
23.90
24.30
Where XXXXX is YYWWL
MBR
= Device Type
B
= Package type
25
= Forward Current (25A)
45
= Reverse Voltage(45V)
CT
= Configuration
SSG
= SSG
YY
= Year
WW
= Week
L
= Lot Number
Cautions:Molding resin
Epoxy resin UL:94V-0



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com