công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BES03T5 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BES03T5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inductive Sensors
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BES03T5 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

  BES03T5 Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BES03T5 Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Inductive Sensors
BES M08MH1-POC20B-S04G
Order Code: BES03T5
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-27-01-01
Subject to change without notice: 263018
ETIM 6.0: EC002714
BES03T5_4.77_2023-06-21
2 / 2
Material
Housing material
Brass, nickel-plated
Material sensing surface
PA 12
Mechanical data
Dimension
Ø 8 x 65 mm
Installation
for flush mounting
Size
M8x1
Tightening torque
3 Nm
Range/Distance
Assured operating distance Sa
1.6 mm
Hysteresis H max. (% of Sr)
15.0 %
Rated operating distance Sn
2 mm
Real switching distance sr
2 mm
Repeat accuracy max. (% of Sr)
5.0 %
Switching distance marking
■■
Temperature drift max. (% of Sr)
10 %
Tolerance Sr
±10 %
Remarks
The sensor is functional again after the overload has been eliminated.
For more information about MTTF and B10d see MTTF / B10d Certificate
Indication of the MTTF- / B10d value does not represent a binding composition and/or life expectancy assurance; these are simply experiential values with
no warranty implications. These declared values also do not extend the expiration period for defect claims or affect it in any way.
Connector Drawings
Wiring Diagrams



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com