công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DMN2120UFCL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DMN2120UFCL
Giải thích chi tiết về linh kiện  20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DMN2120UFCL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  DMN2120UFCL Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DMN2120UFCL Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DMN2120UFCL Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DMN2120UFCL Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DMN2120UFCL Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DMN2120UFCL Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated DMN2120UFCL Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
DMN2120UFCL
Document number: DS40585 Rev. 3 - 2
4 of 7
www.diodes.com
July 2019
© Diodes Incorporated
DMN2120UFCL
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
T
J, JUNCTION TEMPERATURE (℃)
Figure 7. On-Resistance Variation with Temperature
V
GS = 1.8V, ID = 3.0A
V
GS = 4.5V, ID = 9.0A
V
GS = 2.5V, ID = 7.5A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
T
J, JUNCTION TEMPERATURE (℃)
Figure 8. Gate Threshold Variation vs. Junction
Temperature
I
D = 1mA
I
D = 250μA
0
2
4
6
8
10
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
V
SD, SOURCE-DRAIN VOLTAGE (V)
Figure 9. Diode Forward Voltage vs. Current
V
GS = 0V
T
J = -55
oC
T
J = 25
oC
T
J = 85
oC
T
J = 125
oC
T
J = 150
oC
1
10
100
1000
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
V
DS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 10. Typical Junction Capacitance
f = 1MHz
C
iss
C
oss
C
rss
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
Q
g (nC)
Figure 11. Gate Charge
V
DS = 10V, ID = 3.6A
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
V
DS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 12. SOA, Safe Operation Area
DC
P
W = 100ms
P
W = 10ms
P
W = 1ms
P
W = 100µs
T
J(Max) = 150℃
T
C = 25℃
Single Pulse
DUT on 1*MRP board
V
GS = 4.5V
P
W = 10s
P
W = 1s
R
DS(ON) Limited



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com