công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXTN62N50L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện IXTN62N50L
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc N-Channel MOSFET Transistor
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

IXTN62N50L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  IXTN62N50L Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited IXTN62N50L Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited IXTN62N50L Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
isc website:www.iscsemi.com
isc & iscsemi is registered trademark
2
isc N-Channel MOSFET Transistor
IXTN62N50L
·
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYPE
MAX
UNIT
V(BR)DSS
Drain-Source Breakdown Voltage
VGS= 0; ID=1mA
500
V
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS= VGS; ID= 250uA
2.5
4.5
V
RDS(on)
Drain-Source On-Resistance
VGS= 10V; ID= 31A
100
mΩ
IGSS
Gate-Body Leakage Current
VGS= ±30V;VDS= 0
±
200
nA
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VDS= 500V; VGS= 0
50
µA
VSD
Diode Forward On-Voltage
IS= 62A ;VGS=0
1.5
V



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com