công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M25P16-VMF3P bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M25P16-VMF3P
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Mbit, low voltage, Serial Flash memory with 50 MHz SPI bus interface
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M25P16-VMF3P bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - STMicroelectronics

Back Button M25P16-VMF3P Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics M25P16-VMF3P Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics M25P16-VMF3P Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics M25P16-VMF3P Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics M25P16-VMF3P Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics M25P16-VMF3P Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics M25P16-VMF3P Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics M25P16-VMF3P Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics M25P16-VMF3P Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 55 page
background image
Package mechanical
M25P16
50/55
Figure 30.
SO8W – 8 lead Plastic Small Outline, 208 mils body width, package
outline
1.
Drawing is not to scale.
Table 21.
SO8 wide – 8 lead Plastic Small Outline, 208 mils body width,
package mechanical data
Symbol
millimeters
inches
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A2.50
0.098
A1
0.00
0.25
0.000
0.010
A2
1.51
2.00
0.059
0.079
b
0.40
0.35
0.51
0.016
0.014
0.020
c
0.20
0.10
0.35
0.008
0.004
0.014
CP
0.10
0.004
D6.05
0.238
E
5.02
6.22
0.198
0.245
E1
7.62
8.89
0.300
0.350
e1.27–
–
0.050
–
–
k
0°
10°
0°
10°
L
0.50
0.80
0.020
0.031
N8
8
6L_ME
E
N
CP
b
e
A2
D
c
L
A1
k
E1
A
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com