công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2F2CPC22S41A10X bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

tên linh kiện 2F2CPC22S41A10X
Giải thích chi tiết về linh kiện  D-SUB FILTER COMBINATION MALE 2W2CP SOLDER CUP
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Trang chủ  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

2F2CPC22S41A10X bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  2F2CPC22S41A10X Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
( 5 : 1 )
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
2F2CPA22S41A10X
CONEC ABC
dim. in mm
R
R
R
R
date
drawn
d-old
norm
appd.
tolerance
material:
title:
dwg no:
DIN-
sh:
part no:
name
date
name
description
rev.
scale:
24K1A1405
A3
1
D-SUB FILTER COMBINATION MALE
SEE NOTES
Henneboel
27.08.12
27.08.12
Fischer
2W2CP SOLDER CUP
2:1 (5:1)
2F2CPA22S41A10X
a
Original
30,89 - 0,46
0,3
+
SEE NOTE 6
19,2 `0,3
16,84 - 0,05
0,2
+
10°
8,26
- 0,03
0,22
+
NOTES:
1. METALSHELLS: STEEL; min. 315µin TIN over 40-80µin NICKEL
2. INSULATORS: PBT GF UL 94 V-0; BLACK
3. HIGH POWER CONTACTS 10A: COPPER ALLOY
PLATING MATING AREA: GOLD FLASH over NICKEL
PLATING TERMINATION SIDE: GOLD FLASH over NICKEL
SOLDER CUP ACCEPTS CABLE AWG 16-20
FEMALE CONTACT ON POS. A1; MALE CONTACT ON POS. A2
4. CAPACITANCE: 47nF `20%
5. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 707 VDC
6. CONNECTOR IS PART MARKED: 2F2CPA22S41A10X CONEC ABC
SOLDER INSTRUCTION:
1. THE WIRE HAVE TO BE PRETINNED
2. SOLDER TEMPERATURE max. 350°C
3. SOLDER TIME max. 15s
24,99 - 0,12
0,13
+
3,1 `0,1
Ø
Directive 2002/95/EC RoHS compliant
1,8
Ø
(2x)


Số phần tương tự - 2F2CPC22S41A10X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CONEC Elektronische Bau...
2F2CPA22S41A20X CONEC-2F2CPA22S41A20X Datasheet
803Kb / 1P
D-SUB FILTER COMBINATION MALE 2W2CP with threaded insert
30.07.14
2F2CPA22S41A30X CONEC-2F2CPA22S41A30X Datasheet
193Kb / 1P
D-SUB FILTER COMBINATION MALE 2W2CP SOLDER CUP with threaded insert
14.07.15
2F2CPA22S42A10X CONEC-2F2CPA22S42A10X Datasheet
179Kb / 1P
D-SUB FILTER COMBINATION MALE 3W2CP SOLDER CUP
04.03.11
2F2CPA22S42A20X CONEC-2F2CPA22S42A20X Datasheet
260Kb / 1P
D-SUB Filter Combination Male 2F2CP Solder cup with threaded insert
05.02.2018
2F2CPA22S42A30X CONEC-2F2CPA22S42A30X Datasheet
803Kb / 1P
D-SUB FILTER COMBINATION MALE 2W2CP SOLDER CUP with threaded insert
21.06.16
More results

Mô tả tương tự - 2F2CPC22S41A10X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CONEC Elektronische Bau...
302W2CPXX41A10X CONEC-302W2CPXX41A10X Datasheet
136Kb / 1P
D-SUB COMBINATION MALE 2W2CP SOLDER CUP
02.05.11
2F2CPA22S41A30X CONEC-2F2CPA22S41A30X Datasheet
193Kb / 1P
D-SUB FILTER COMBINATION MALE 2W2CP SOLDER CUP with threaded insert
14.07.15
2F2CPA22S42A10X CONEC-2F2CPA22S42A10X Datasheet
179Kb / 1P
D-SUB FILTER COMBINATION MALE 3W2CP SOLDER CUP
04.03.11
2F2CPA22S42A30X CONEC-2F2CPA22S42A30X Datasheet
803Kb / 1P
D-SUB FILTER COMBINATION MALE 2W2CP SOLDER CUP with threaded insert
21.06.16
2F2CPA22S44A10X CONEC-2F2CPA22S44A10X Datasheet
187Kb / 1P
D-SUB FILTER COMBINATION MALE 2W2CP SOLDER CUP
13.12.13
2F2CPA28S42A10X CONEC-2F2CPA28S42A10X Datasheet
182Kb / 1P
D-SUB FILTER COMBINATION MALE 3W2CP SOLDER CUP
09.05.11
3F3CPA22S44A10X CONEC-3F3CPA22S44A10X Datasheet
289Kb / 1P
D-SUB Filter Combination Male 3F3CP Solder cup
11.03.2021
3F3SPA22S41A10X CONEC-3F3SPA22S41A10X Datasheet
179Kb / 1P
D-SUB FILTER COMBINATION MALE 3W3SP SOLDER CUP
09.03.15
5F5SPA22S41A10X CONEC-5F5SPA22S41A10X Datasheet
242Kb / 1P
D-SUB FILTER COMBINATION MALE 5W5P SOLDER CUP
09.04.14
8F8SPA22S42A10X CONEC-8F8SPA22S42A10X Datasheet
273Kb / 1P
D-SUB Filter Combination Male 8W8SP Solder cup
02.08.2017
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com