công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDT74FCT2540CTEB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện IDT74FCT2540CTEB
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAST CMOS OCTAL BUFFER/LINE DRIVERS
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

IDT74FCT2540CTEB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Integrated Device Technology

  IDT74FCT2540CTEB Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology IDT74FCT2540CTEB Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology IDT74FCT2540CTEB Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology IDT74FCT2540CTEB Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology IDT74FCT2540CTEB Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology IDT74FCT2540CTEB Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology IDT74FCT2540CTEB Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology IDT74FCT2540CTEB Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology IDT74FCT2540CTEB Datasheet HTML 9Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
IDT54/74FCT240/244T/AT/CT/DT - 2240/2244T/AT/CT, IDT54/74FCT540/541/2541T/AT/CT
FAST CMOS OCTAL BUFFER/LINE DRIVER
MILITARY AND COMMERCIAL TEMPERATURE RANGES
6.8
7
SWITCHING CHARACTERISTICS OVER OPERATING RANGE FOR FCT540/541/2541T
NOTES:
1. See test circuit and waveforms.
2. Minimum limits are guaranteed but not tested on Propagation Delays.
2565 tbl 13
FCT540T/541T
FCT2541T
FCT540AT/541AT
FCT2541AT
FCT540CT/541CT
FCT2541CT
Com'l.
Mil.
Com'l.
Mil.
Com'l.
Mil.
Symbol
Parameter
Condition(1)
Min.(2) Max. Min.(2) Max. Min.(2) Max. Min.(2) Max. Min.(2) Max. Min.(2) Max.
Unit
tPLH
tPHL
Propagation Delay
DN to
O N
FCT540
CL = 50pF
RL = 500
Ω
1.5
8.5
1.5
9.5
1.5
4.8
1.5
5.1
1.5
4.3
1.5
4.7
ns
tPLH
tPHL
Propagation Delay
DN to ON
FCT541/2541T
1.5
8.0
1.5
9.0
1.5
4.8
1.5
5.1
1.5
4.1
1.5
4.6
ns
tPZH
tPZL
Output Enable Time
1.5
10.0
1.5
10.5
1.5
6.2
1.5
6.5
1.5
5.8
1.5
6.5
ns
tPHZ
tPLZ
Output Disable Time
1.5
9.5
1.5
10.0
1.5
5.6
1.5
5.9
1.5
5.2
1.5
5.7
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com