công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI4ULS3V16 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI4ULS3V16
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.2V to 3.6V Universal Bi-directional Level Shifter with Automatic Direction Control
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI4ULS3V16 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Pericom Semiconductor Corporation

Back Button PI4ULS3V16_07 Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI4ULS3V16_07 Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI4ULS3V16_07 Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI4ULS3V16_07 Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI4ULS3V16_07 Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PI4ULS3V16_07 Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation PI4ULS3V16_07 Datasheet HTML 8Page - Pericom Semiconductor Corporation PI4ULS3V16_07 Datasheet HTML 9Page - Pericom Semiconductor Corporation PI4ULS3V16_07 Datasheet HTML 10Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
10
PS8775E
02/23/07
PI4ULS3V16
1.2V to 3.6V, Universal Bi-directional
Level Shifter with Automatic Direction Control
Ordering Information
Ordering Code
Packaging Code
Package Description
PI4ULS3V16A
A
56-pin, 240-mil wide plastic TSSOP
PI4ULS3V16AE
A
Pb-free & Green, 56-pin, 240-mil wide plastic TSSOP
PI4ULS3V16ZFE
ZF
Pb-free & Green, 56-contact, 197-mil wide plastic TQFN
Notes:
• Thermal characteristics can be found on the company web site at www.pericom.com/packaging/
• E = Lead-free and Green
• Adding X suffix = Tape/Reel
Pericom Semiconductor Corporation • 1-800-435-2336 • www.pericom.com
DESCRIPTION: 56-contact, Thin Fine Pitch Quad Flat No-lead (TQFN)
PACKAGE CODE: ZF56
DOCUMENT CONTROL #: PD-2024
REVISION: B
DATE: 03/03/06
07-0052



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com