công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GP7NB60K bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện GP7NB60K
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600V - 7A - TO-220 / DPAK Short circuit rated PowerMESH TM IGBT
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

GP7NB60K bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  GP7NB60K Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics GP7NB60K Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics GP7NB60K Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics GP7NB60K Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics GP7NB60K Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics GP7NB60K Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics GP7NB60K Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics GP7NB60K Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics GP7NB60K Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
Electrical characteristics
STGD7NB60K - STGP7NB60K
4/15
2
Electrical characteristics
(TCASE=25°C unless otherwise specified)
Table 3.
Static
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VBR(CES)
Collector-emitter
breakdown voltage
IC= 1mA, VGE= 0
600
V
VCE(sat)
Collector-emitter saturation
voltage
VGE= 15V, IC= 7A
VGE= 15V, IC= 7A, Tc= 125°C
2.3
1.9
2.8
V
V
VGE(th)
Gate threshold voltage
VCE= VGE, IC= 250 µA
57
V
ICES
Collector cut-off current
(VGE = 0)
VCE= Max rating,TC= 25°C
VCE=Max rating,TC= 125°C
50
500
µA
µA
IGES
Gate-emitter leakage
current (VCE = 0)
VGE= ±20V, VCE= 0
±100
nA
gfs
Forward transconductance
VCE = 15V, IC= 7A
3.7
S
Table 4.
Dynamic
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Cies
Coes
Cres
Input capacitance
Output capacitance
Reverse transfer
capacitance
VCE = 25V, f = 1MHz,
VGE = 0
495
77
13
pF
pF
pF
Qg
Qge
Qgc
Total gate charge
Gate-emitter charge
Gate-collector charge
VCE = 480V, IC = 7A,
VGE = 15V,
(see Figure 17)
32.7
5.9
18.3
45
nC
nC
nC
tscw
Short circuit withstand time
VCE=0.5V VBR(CES), RG=10Ω
VGE=15V, Tj=125°C
10
µs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com