công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST72C104G1 bảng dữ liệu(PDF) 98 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST72C104G1
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY, ADC, 16-BIT TIMERS, SPI, IC INTERFACES
PDF  140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72C104G1 bảng dữ liệu(HTML) 98 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72C104G1 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics ST72C104G1 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics ST72C104G1 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics ST72C104G1 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics ST72C104G1 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics ST72C104G1 Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics ST72C104G1 Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics ST72C104G1 Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics ST72C104G1 Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 98 / 140 page
background image
ST72104G, ST72215G, ST72216G, ST72254G
98/140
14.3 OPERATING CONDITIONS
14.3.1 General Operating Conditions
Figure 51. fOSC Maximum Operating Frequency Versus VDD Supply Voltage for ROM devices
2)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
VDD
Supply voltage
see Figure 51 and Figure 52
3.2
5.5
V
fOSC
External clock frequency
VDD≥3.5V for ROM devices
VDD≥4.5V for FLASH devices
0 1)
16
MHz
VDD≥3.2V
0 1)
8
TA
Ambient temperature range
1 Suffix Version
0
70
°C
5 Suffix Version
-10
85
6 Suffix Version
-40
85
7 Suffix Version
-40
105
3 Suffix Version
-40
125
fOSC [MHz]
SUPPLY VOLTAGE [V]
16
8
4
1
0
2.5
3.2
3.5
4
4.5
5
5.5
FUNCTIONALITY
FUNCTIONALITY
FUNCTIONALITY
GUARANTEED
IN THIS AREA
NOT GUARANTEED
IN THIS AREA
NOT GUARANTEED
IN THIS AREA
WITH RESONATOR 1)
3.85



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com