công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M48T86PC1E bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M48T86PC1E
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.0 V PC real-time clock
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M48T86PC1E bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - STMicroelectronics

Back Button M48T86PC1E Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M48T86PC1E Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics M48T86PC1E Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics M48T86PC1E Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics M48T86PC1E Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M48T86PC1E Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M48T86PC1E Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M48T86PC1E Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M48T86PC1E Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 36 page
background image
DC and AC parameters
M48T86
26/36
Figure 13.
AC testing load circuit (with IRQ)
Table 11.
Capacitance
Symbol
Parameter(1),(2)
1.
Effective capacitance measured with power supply at 5V; sampled only, not 100% tested.
2.
At 25°C, f = 1MHz.
Min
Max
Unit
CIN
Input capacitance
7
pF
CIO
(3)
3.
Outputs deselected.
Input / output capacitance
5
pF
Table 12.
DC characteristics
Symbol
Parameter
Test Condition(1)
1.
Valid for ambient operating temperature: TA = 0 to 70°C; VCC = 4.5 to 5.5V (except where noted).
Min
Max
Unit
ILI
Input leakage current
0V
≤ VIN ≤ VCC
±1
µA
ILO
(2)
2.
Outputs deselected.
Output leakage current
0V
≤ VOUT ≤ VCC
±1
µA
ICC
Supply current
Outputs open
15
mA
VIL
Input low voltage
–0.3
0.8
V
VIH
Input high voltage
2.2
VCC + 0.3
V
VOL
Output low voltage
IOL = 4mA
0.4
V
Output low voltage (IRQ)IOL = 0.5mA
0.4
V
VOH
Output high voltage
IOH = –1mA
2.4
V
AI01645
5V
130pF
1.15k
Ω
IRQ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com