công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B100NF04 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện B100NF04
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 40V - 0.0043ohm - 120A - TO-220 - D2PAK STripFET TM II Power MOSFET
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

B100NF04 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics

Back Button B100NF04 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics B100NF04 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics B100NF04 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics B100NF04 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics B100NF04 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics B100NF04 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics B100NF04 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics B100NF04 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics B100NF04 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 17 page
background image
Package mechanical data
STB100NF04 - STP100NF04
14/17
TO-247 MECHANICAL DATA
1
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.7
0.93
0.027
0.036
B2
1.14
1.7
0.044
0.067
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
1.23
1.36
0.048
0.053
D
8.95
9.35
0.352
0.368
D1
8
0.315
E
10
10.4
0.393
E1
8.5
0.334
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15
15.85
0.590
0.625
L2
1.27
1.4
0.050
0.055
L3
1.4
1.75
0.055
0.068
M
2.4
3.2
0.094
0.126
R0.4
0.015
V2
0º
4º
D2PAK MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com