| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
D44H11 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
D44H11 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 5 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.052 D 2.40 2.72 0.094 0.107 E 0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.067 F2 1.14 1.70 0.044 0.067 G 4.95 5.15 0.194 0.202 G1 2.40 2.70 0.094 0.106 H2 10.00 10.40 0.394 0.409 L2 16.40 0.645 L4 13.00 14.00 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.25 15.75 0.600 0.620 L7 6.20 6.60 0.244 0.260 L9 3.50 3.93 0.137 0.154 M 2.60 0.102 DIA. 3.75 3.85 0.147 0.151 P011CI TO-220 MECHANICAL DATA D44H8/D44H11 4/5 |