công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR20100CT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

tên linh kiện MBR20100CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  MBR20100CT SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD

MBR20100CT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

  MBR20100CT Datasheet HTML 1Page - SMC Diode Solutions Co. LTD MBR20100CT Datasheet HTML 2Page - SMC Diode Solutions Co. LTD MBR20100CT Datasheet HTML 3Page - SMC Diode Solutions Co. LTD MBR20100CT Datasheet HTML 4Page - SMC Diode Solutions Co. LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Technical Data
Data Sheet N0623, Rev. A
China - Germany - Korea - Singapore - United States 
http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com 
MBR20100CT
For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our tape and reel packaging
specification.
Mechanical Dimensions TO-220AB
Symbol
Dimensions in
millimeters
Min
Typical
Max
A
4.42
4.57
4.72
A1
1.17
1.27
1.37
A2
2.52
2.69
2.89
b
0.71
0.81
0.96
b1
1.17
1.27
1.37
c
0.31
0.38
0.61
D
14.94
15.24
15.54
D1
8.85
9.00
9.15
E
10.01
10.16
10.31
e
2.54
e1
4.98
5.06
5.18
H1
6.04
6.24
6.44
L
12.7
13.56
13.80
L1
3.56
3.5
3.96
ΦP
3.74
3.84
4.04
Q
2.54
2.74
2.94
Θ1
7°
Θ2
3°
Θ3
4°
Tube Specification
Marking Diagram
Ordering Information
Device
Package
Shipping
MBR20100CT
TO-220AB (Pb-Free)
50 pcs/ tube
Where XXXXX is YYWWL
MBR
= Device Type
20
= Forward Current (20A)
100
= Reverse Voltage(100V)
CT
= Configuration
HF
= Halogen Free
SSG
= SSG
YY
= Year
WW
= Week
L
= Lot Number
Cautions:Molding resin
Epoxy resin UL:94V-0
MBR20100CT
MBR20100CT-HF



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com