công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR1045CTP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

tên linh kiện MBR1045CTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  MBR1045CTP SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD

MBR1045CTP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

  MBR1045CTP Datasheet HTML 1Page - SMC Diode Solutions Co. LTD MBR1045CTP Datasheet HTML 2Page - SMC Diode Solutions Co. LTD MBR1045CTP Datasheet HTML 3Page - SMC Diode Solutions Co. LTD MBR1045CTP Datasheet HTML 4Page - SMC Diode Solutions Co. LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Technical Data
Data Sheet N0030, Rev. B
 China - Germany - Korea - Singapore - United States 
 http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com 
MBR1045CTP
1
10
100
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Forward Voltage Drop (V)
Characteristics
Symbol
Condition
Specification
Units
Junction Temperature
TJ
-
-55 to +150
C
Storage Temperature
Tstg
-
-55 to +150
C
Typical Thermal Resistance Junction to
Case(Per Leg)
RJC
DC operation
2.0
C/W
Typical Thermal Resistance, Junction to
Case(Per package)
RJC
DC operation
1.0
C/W
Typical Thermal
Resistance, Case to Heat Sink
RCS
Mounting surface, smooth and
greased(only for TO-220)
0.50
C/W
Approximate Weight
wt
-
2
g
Thermal-Mechanical Specifications:
Ratings and Characteristics Curves
10
100
1000
10000
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Reverse Voltage (V)
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
Fig.2-Typical Reverse Characteristics
Fig.3-Typical Instantaneous Forward Voltage Characteristics
Fig.1-Typical Junction Capacitance
TJ=125℃
TJ=25℃
TJ=125℃
TJ=25℃
TJ=25℃



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com