công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB130NS04ZB-1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB130NS04ZB-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel clamped - 7 mOHM - 80A TO-220/I2/D2PAK/TO-247 Fully protected mesh overlay TM MOSFET
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB130NS04ZB-1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STB130NS04ZB-1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STB130NS04ZB-1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STB130NS04ZB-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB130NS04ZB-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB130NS04ZB-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB130NS04ZB-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB130NS04ZB-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB130NS04ZB-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB130NS04ZB-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
Electrical characteristics
STP130NS04ZB-STB130NS04ZB-STW130NS04ZB-STB130NS04ZB-1
4/16
2
Electrical characteristics
(TCASE=25°C unless otherwise specified)
Table 4.
On/off states
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
V(BR)DSS
Drain-source breakdown
voltage
ID = 1 mA, VGS = 0
-40 < Tj < 175 °C
33
V
IDSS
Zero gate voltage drain
current (VGS = 0)
VDS = 16 V,Tj = 25 °C
VDS = 16 V,Tj = 125 °C
10
100
µA
µA
IGSS
Gate body leakage current
(VDS = 0)
VGS = ±10 V,
Tj = 25 °C
10
nA
VGSS
Gate-source breakdown
voltage
IGS= ± 100µA18
V
VGS(th)
Gate threshold voltage
VDS = VGS = ID = 1 mA
2
4
V
RDS(on)
Static drain-source on
resistance
VGS = 10 V ,ID = 40 A
7
9
m
Table 5.
Dynamic
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
gfs
(1)
1.
Pulsed: pulse duration=300µs, duty cycle 1.5%
Forward transconductance
VDS =15V, ID = 40A
50
S
Ciss
Coss
Crss
Input capacitance
Output capacitance
Reverse transfer
capacitance
VDS =25V, f=1 MHz, VGS=0
2700
1275
285
pF
pF
pF
td(on)
tr
Turn-on delay time
Rise time
VDD = 17.5 V, ID = 40 A,
RG = 4.7 Ω, VGS = 10 V
(see Figure 13)
40
10
ns
ns
td(off)
tf
Turn-off delay time
Fall time
VDD = 17.5 V, ID = 40 A,
RG = 4.7 Ω, VGS = 10 V
(see Figure 13)
220
100
ns
ns
Qg
Qgs
Qgd
Total gate charge
Gate-source charge
Gate-drain charge
VDD=20V, ID = 80A
VGS =10V
(see Figure 14)
80
20
27
105
nC
nC
nC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com