| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
WM8971L bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Wolfson Microelectronics plc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WM8971L bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Wolfson Microelectronics plc |
|
4 / 61 page ![]() WM8971L Production Data w PD Rev 4.1 August 2005 4 PIN CONFIGURATION ORDERING INFORMATION ORDER CODE TEMPERATURE RANGE PACKAGE MOISTURE SENSITIVITY LEVEL PEAK SOLDERING TEMPERATURE WM8971LGEFL -25 °C to +85°C 32-lead QFN (5x5x0.9mm) (Pb-free) MSL1 260°C WM8971LGEFL/R -25 °C to +85°C 32-lead QFN (5x5x0.9mm) (Pb-free, tape and reel) MSL1 260°C Note: Reel quantity = 3500 |