công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC1T45DBVR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74LVC1T45DBVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74LVC1T45DBVR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC1T45DBVR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVC1T45DBVR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC1T45DBVR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC1T45DBVR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC1T45DBVR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74LVC1T45DBVR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74LVC1T45DBVR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74LVC1T45DBVR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74LVC1T45DBVR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 22 page
background image
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
5
10
15
20
25
30
35
CL − pF
10
VCCB = 1.8 V
VCCB = 2.5 V
VCCB = 3.3 V
VCCB = 5 V
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
5
10
15
20
25
30
35
CL − pF
VCCB = 1.8 V
VCCB = 2.5 V
VCCB = 3.3 V
VCCB = 5 V
0
5
10
15
20
25
30
35
CL − pF
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VCCB = 1.8 V
VCCB = 2.5 V
VCCB = 3.3 V
VCCB = 5 V
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
5
10
15
20
25
30
35
VCCB = 1.8 V
VCCB = 2.5 V
VCCB = 3.3 V
VCCB = 5 V
CL − pF
SN74LVC1T45
SINGLE-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER
WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
SCES515H – DECEMBER 2003 – REVISED JANUARY 2007
TYPICAL PROPAGATION DELAY (A to B) vs LOAD CAPACITANCE
TA = 25°C, VCCA = 1.8 V
TYPICAL PROPAGATION DELAY (B to A) vs LOAD CAPACITANCE
TA = 25°C, VCCA = 1.8 V
9
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com