| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MAS9191A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Micro Analog systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MAS9191A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Micro Analog systems |
|
10 / 36 page ![]() 10 DA9191A.000 July 31, 1997 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ◆ Timing (Ta=-40...85 oC) Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit SCL cycle T1 0.5 us Data setup time T2 60 ns Data hold time T3 20 ns STB rising edge after SCL falling edge T4 10 ns STB width T5 5 us MSB data bit valid after STB falling edge T6 Register read 5 us SCL rising edge after SCL falling edge T7 Register read 5 us Next data bit valid after SCL falling edge T8 Register read 30 ns Ready for next address T9 7 us ◆ Timing Diagram A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 R/W STB SCL SRxD STxD D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 R/W T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 |