công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B2D40065HC bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - BASIC SEMICONDUCTOR

tên linh kiện B2D40065HC
Giải thích chi tiết về linh kiện  SiC Schottky Diode
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BASICSEMI [BASIC SEMICONDUCTOR]
Trang chủ  https://www.basicsemi.com/
Logo BASICSEMI - BASIC SEMICONDUCTOR

B2D40065HC bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - BASIC SEMICONDUCTOR

  B2D40065HC Datasheet HTML 1Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2D40065HC Datasheet HTML 2Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2D40065HC Datasheet HTML 3Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2D40065HC Datasheet HTML 4Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2D40065HC Datasheet HTML 5Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2D40065HC Datasheet HTML 6Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2D40065HC Datasheet HTML 7Page - BASIC SEMICONDUCTOR  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
2
backside
3
1
SiC Schottky Diode
V
RRM
650 V
40 A**
128 nC**
I
F (TC=155°C)
Q
C
Package: TO-247-3
Product Summary
2
3
1
Features
Benefits
Extremely low reverse current
No reverse recovery current
Temperature independent switching
Positive temperature coefficient on V
F
Excellent surge current capability
Low capacitive charge
Essentially no switching losses
System efficiency improvement over Si diodes
Increased power density
Enabling higher switching frequency
Switch mode power supplies (SMPS)
Uninterruptible power supplies
Pin1 - Anode
Pin2 and backside - Cathode
Pin3 - Anode
Motor drivers
Power factor correction
Reduction of heat sink requirements
System cost savings due to smaller magnetics
Reduced EMI
Applications
Package Pin Definitions
Package Parameters
1 / 7
www.basicsemi.com
Part Number
Marking
Package
B2D40065HC
B2D40065HC
TO-247-3
Electrical Connection
* Per Leg, ** Per Device
B2D40065HC
Rev. 0.2


Số phần tương tự - B2D40065HC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BASIC SEMICONDUCTOR
B2D40065HC1 BASICSEMI-B2D40065HC1 Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 0.0
More results

Mô tả tương tự - B2D40065HC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BASIC SEMICONDUCTOR
B1D06065F BASICSEMI-B1D06065F Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 2.3
B1D06065KF BASICSEMI-B1D06065KF Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 2.2
B1D08065KS BASICSEMI-B1D08065KS Datasheet
604Kb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 0.1
B1D10065E BASICSEMI-B1D10065E Datasheet
2Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 1.2
B1D10065F BASICSEMI-B1D10065F Datasheet
820Kb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 1.2
B1D10065H BASICSEMI-B1D10065H Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 2.4
B1D10065K BASICSEMI-B1D10065K Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 2.2
B1D12065K BASICSEMI-B1D12065K Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 1.3
B1D15065K BASICSEMI-B1D15065K Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 1.4
B1D30065HC BASICSEMI-B1D30065HC Datasheet
1Mb / 7P
SiC Schottky Diode
Rev. 0.2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com