công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS7343 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ams AG

tên linh kiện AS7343
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Channel Multi-Spectral Sensor
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS7343 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ams AG

Back Button AS7343 Datasheet HTML 3Page - ams AG AS7343 Datasheet HTML 4Page - ams AG AS7343 Datasheet HTML 5Page - ams AG AS7343 Datasheet HTML 6Page - ams AG AS7343 Datasheet HTML 7Page - ams AG AS7343 Datasheet HTML 8Page - ams AG AS7343 Datasheet HTML 9Page - ams AG AS7343 Datasheet HTML 10Page - ams AG AS7343 Datasheet HTML 11Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 57 page
background image
Document Feedback
AS7343
Pin Assignment
Datasheet
• PUBLIC
DS001046
• v6-00 • 2023-Jun-07
57
│ 7
Pin Number
Pin Name
Pin Type(1)
Description
7
INT
DO_OD
Interrupt. Open drain output active low. Connect pull up resistor
to 1.8 V. If not used leave pin unconnected.
8
SDA
D_I/O
Serial interface data signal line for I²C interface.
Connect pull up resistor to 1.8 V.
(1)
Explanation of abbreviations:
DI
Digital Input
D_I/O
Digital Input/Output
DO_OD
Digital Output, open drain
P
Power pin
A_I/O
Analog pin



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57