| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M41T93RQA6F bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M41T93RQA6F bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 49 page ![]() List of Figures M41T93 4/49 List of Figures Figure 1. Logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 2. QFN16 (QA) connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 3. SOX18 (MY) connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 4. Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 5. Hardware hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 6. Data and clock timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 7. READ mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 8. WRITE mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 9. Internal load capacitance adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 10. Crystal accuracy across temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 11. Clock accuracy vs. on-chip load capacitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 12. Clock divider chain and calibration circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 13. Crystal isolation example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 14. Alarm interrupt reset waveform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 15. Back-up mode alarm waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 16. Measurement AC I/O waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Figure 17. Power down/up mode AC waveforms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Figure 18. Input timing requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Figure 19. Output timing requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Figure 20. QFN16 – 16-lead, Quad, Flat Package, No Lead, 4x4mm body size, Outline . . . . . . . . . . 43 Figure 21. QFN16 – 16-lead, Quad, Flat, No Lead, 4x4mm, recommended footprint . . . . . . . . . . . . . 45 Figure 22. 32kHz Crystal + QFN16 vs. VSOJ20 mechanical data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Figure 23. SOX18 – 18-lead Plastic Small Outline, 300mils, embedded crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 |