công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUJ106AX bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUJ106AX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Diffused Power Transistor
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUJ106AX bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  BUJ106AX Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUJ106AX Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUJ106AX Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUJ106AX Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUJ106AX Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUJ106AX Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUJ106AX Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
Silicon Diffused Power Transistor
BUJ106AX
Fig.13. Reverse bias safe operating area (T
j < Tjmax)
for -V
be = 5V,3V & 1V
Fig.14. Test circuit for reverse bias safe operating
area.
V
clamp < 1000V; Vcc = 150V; -Vbe = 5V,3V & 1V;
L
B = 1µH; LC = 200µH
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
2
4
6
8
10
12
14
VCEclamp/V
IC/A
-5V
-3V
-1V
LB
IBon
-VBB
LC
T.U.T.
VCC
PROBE POINT
VCL(RBSOAR)
March 1999
5
Rev 2.000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com