công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDCG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TDCG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Clock Display
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TDCG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  TDCG Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TDCG Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TDCG Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TDCG Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TDCG Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TDCG Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TDCG Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
VISHAY
TDCG / R / Y10..m
Document Number 83180
Rev. 1.4, 31-Aug-04
Vishay Semiconductors
www.vishay.com
3
Green
TDCG1050m/ TDCG1060m
Note1) IVmin and IV groups are mean values of all segments (a to g, D1 to D4),
matching factor within segments is
≥ 0.5, excluding decimal points and colon.
Parameter
Test condition
Part
Symbol
Min
Typ.
Max
Unit
Luminous intensity per
segment 1)
IF = 2 mA
TDCG1050m
IV
1.0
mcd
TDCG1060m
IV
1.0
mcd
IF = 10 mA
TDCG1050m
IV
2.8
4.0
mcd
TDCG1060m
IV
2.8
4.0
mcd
Luminous intensity of colon
IF = 2 mA
TDCG1050m
IV
0.2
mcd
TDCG1060m
IV
0.2
mcd
IF = 10 mA
TDCG1050m
IV
0.5
1.2
mcd
TDCG1060m
IV
0.5
1.2
mcd
Dominant wavelength
IF = 20 mA
λd
562
573
575
nm
Peak wavelength
IF = 20 mA
λp
575
nm
Spectral bandwidth
IF = 20 mA
∆λ
20
nm
Forward voltage
IF = 20 mA
VF
2.0
2.4
V
Reverse current
VR = 5 V
IR
10
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com