công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M61529FP bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M61529FP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Audio Signal Processor with Surround
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M61529FP bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M61529FP Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp M61529FP Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp M61529FP Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp M61529FP Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp M61529FP Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp M61529FP Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp M61529FP Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp M61529FP Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp M61529FP Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 24 page
background image
M61529FP
Rev.1.00, Sep.04.2003, page 12 of 23
(2) Vocal cut ON (Bold line; Selector INA, Surround ON, Tone OFF, Bassboost OFF)
SWA
a; Vocal Cut OFF
b; Vocal Cut ON
SWB
a; Surround
b; DPL
SWC
External Input ATT(+3/0/–3/–6dB/OFF)
SWD
a; Surround
b; DPL
c; BYPASS
SWE
a; Tone control
b; Vocal Cut
SWF
a; Tone control
b; Tone bypass, Vocal Cut
SWG
a; Bassboost OFF
b; Bassboost ON
TMI2
From TBYP2
From Tone2
To VOUT2
From TBYP1
From Tone1
TMO2 TCA2
TCC2
TOUT2 VOLIN2
BB_A2
BB_B2
OUT2
TMI1
TMO1 TCA1
TCB1 TCC1
TOUT1 VOLIN1
BB_A1
BB_B1
OUT1
SWOUT
SWF2
a
b
SWG2
a
b
SWG1
a
b
Mid
TCB2
Mid
To VOUT1
a
b
SWF1
Bass
Treble
INA2 INB2 INC2 IND2
INA1 INB1 INC1 IND1
MIC
RECA1/INex1 RECB1
RECA2/INex2 RECB2
From VOUT2
From VOUT1
SUR2/DPL2
SUR1/DPL1
From VIN2
To VIN2
To VIN1
From VIN
To TBYP1
To Tone1
To TBYP2
To Tone2
0/+3.5dB
0/ - 5dB
0/+3.5dB
0/ - 5dB
SWA1
a
b
SWA2
a
b
SWB2
a
b
SWB1
a
b
SWD2
a
b
SWD1
a
b
SWE2
a
b
SWE1
a
b
0/ - 8.2dB
0/ - 8.2dB
Gain up(+13dB)
RECSW2
RECSW1
c
c
SWC1
SWC2
+3/0/ - 3/ - 6dB
+3/0/ - 3/ - 6dB
SAOUT
- 13dB
- 13dB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com