công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24128-BWBN3/P bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24128-BWBN3/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 Kbit, 64 Kbit and 32 Kbit serial I2C bus EEPROM
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24128-BWBN3/P bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics

Back Button M24128-BWBN3/P Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M24128-BWBN3/P Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M24128-BWBN3/P Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M24128-BWBN3/P Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M24128-BWBN3/P Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M24128-BWBN3/P Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M24128-BWBN3/P Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M24128-BWBN3/P Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M24128-BWBN3/P Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 34 page
background image
Package mechanical
M24128, M24C64, M24C32
30/34
Figure 16.
UFDFPN8 (MLP8) – 8-lead Ultra thin Fine pitch Dual Flat Package No lead
2 × 3mm, package outline
1.
Drawing is not to scale.
Table 22.
UFDFPN8 (MLP8) – 8-lead Ultra thin Fine pitch Dual Flat Package No lead
2 × 3mm, package mechanical data
Symbol
millimeters
inches
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A
0.55
0.50
0.60
0.022
0.020
0.024
A1
0.02
0.00
0.05
0.001
0.000
0.002
b
0.25
0.20
0.30
0.010
0.008
0.012
D
2.00
1.90
2.10
0.079
0.075
0.083
D2
1.60
1.50
1.70
0.063
0.059
0.067
ddd
0.08
0.003
E
3.00
2.90
3.10
0.118
0.114
0.122
E2
0.20
0.10
0.30
0.008
0.004
0.012
e0.50–
–
0.020
–
–
L
0.45
0.40
0.50
0.018
0.016
0.020
L1
0.15
0.006
L3
0.30
0.012
D
E
UFDFPN-01
A
A1
ddd
L1
e
b
D2
L
E2
L3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com